công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K118LAT0VLHT bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K118LAT0VLHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage range: 2.7 V to 5.5 V Low-power Arm Cortex-M4F/M0 core with excellent energy efficiency
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K118LAT0VLHT bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 79Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors FS32K118LAT0VLHT Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 100 page
background image
J2
J3
J3
J4
J4
TCLK (input)
Figure 33. Test clock input timing
J7
J9
J5
J6
Input data valid
Output data valid
TCLK
Data inputs
Data outputs
Data outputs
J8
Figure 34. Boundary scan (JTAG) timing
Debug modules
S32K1xx Data Sheet, Rev. 13, 04/2020
NXP Semiconductors
83



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com