công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1ABF-PJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện ES1ABF-PJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

ES1ABF-PJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  ES1ABF-PJ Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, ES1ABF-PJ Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, ES1ABF-PJ Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
4.20 
4.40 
5.10
5.50 
1.90 
2.20 
3.50 
3.70 
0.18 
0.26 
1.10 
1.30 
Device
Package
Shipping
ES1ABF-
thru ES1JBF-
PJ
SMBF
5,000/Tape & Reel (13 inches)
PACKAGE OUTLINE
Dimensions in milimeters
SMBF
ORDERING INFORMATION
ES1A
BF-PJ thru ES1JBF-PJ
www.pingjingsemi.com
/ 3
Revi
sion:1.0 Oct-2017



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com