công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1ABF-PJ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện ES1ABF-PJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

ES1ABF-PJ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  ES1ABF-PJ Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, ES1ABF-PJ Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, ES1ABF-PJ Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
20
100
60
0
0.1
1.0
10
% of PIV.VOLTS
100
40
80
300
T =25
J
°C
T =75
J
°C
T =125
J
°C
50 ohm
Noninductive
25Vdc
approx
+
-
D.U.T
10 ohm
Noninductive
NonInductive
1 ohm
OSCILLOSCOPE
Note 1
PULSE
GENERATOR
Note 2
Note:1.Rise Time = 7ns, max.
Input Impedance = 1megohm,22pF.
2. Ries Time =10ns, max.
Source Impedance = 50 ohms.
Fig.1 Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram
-0.25
-1.0
0
+0.5
trr
10ns/div
Set time Base for 10ns/div
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Case Temperature (
°C)
Fig.2 Maximum Average Forward Current Rating
Fig.4 Typical
Characteristics
Forward
2.0
2.5
1.5
0
0.01
0.1
1.0
10
0.5
1.0
0.001
Instaneous Forward Voltage (V)
T =25
J
°C
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
Fig.5 Typical Junction Capacitance
1.0
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T=25
J
°C
f = 1.0MHz
Vsig = 50mV p-p
ES1JBF-PJ
ES1EBF-PJ/ES1GBF-PJ
ES1ABF-PJ~ES1DBF-PJ
10
30
00
10
100
Fig.6 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surge Current
Number of Cycles
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
20
40
ES1A
BF-PJ thru ES1JBF-PJ
2 / 3
www.pingjingsemi.com
Revi
sion:1.0 Oct-2017



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com