công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LHRFUG9553-R4-TR1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LHRFUG9553-R4-TR1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LHRFUG9553-R4-TR1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.
2.The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.
3.The dominant wavelength data did not including ±1nm testing tolerance
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25℃)
Page 3/12
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃
Topr
Tstg
ESD
IFP
PD
Symbol
Storage Temperature
Reverse Current @5V
Operating Temperature
Electrostatic Discharge
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
PART NO. LHRFUG9553/R4/TR1
Forward Current
Parameter
Ir
V
℃
℃
mW
μA
mA
Ratings
IF
UNIT
mA
Viewing Angle
Luminous Intensity
Spectral Line Half-Width
Dominant Wavelength
Forward Voltage
Items
2θ 1/2
----
----
----
----
120
120
deg
IF=20mA
----
125
80
HRF
----
VF
△λ
----
1.5
1.7
Iv
λD
32
UG
----
----
20
----
----
2.4
2.6
20
----
----
nm
V
----
----
----
50
574
630
mcd
nm
Symbol
Min.
Max.
Typ.
UNIT
IF=20mA
IF=20mA
IF=20mA
IF=20mA
CONDITION
HRF
UG
UG
HRF
UG
HRF
UG
HRF
HRF
UG
25
25
75
60
60
65
10
10
2000
2000
-40 ~ + 85
-40 ~ + 100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com