công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LHRFUG9553-R4-TR1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LHRFUG9553-R4-TR1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT LED TAPE AND REEL
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LHRFUG9553-R4-TR1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LHRFUG9553-R4-TR1 Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.2mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Recommended Soldering Pad Dimensions
4.9
1.6
0.65
Note : The tolerances unless mentioned is
±0.1mm,Unit=mm.
1.6
0.85
0.85
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
0.7±0.05
0.7±0.05
2.7
0.8
0.8
3.2
0.8
4
1
PART NO. LHRFUG9553/R4/TR1
Package Dimensions
3.5
3
1.9
2
2.2
Soldering Terminal
0.7±0.05
0.7±0.05
0.8
0.8
Page 2/12
+ 2
- 1
4 +
HRF
3 -
UG



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com