công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH00962A bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH00962A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08PA60A and MC9S08PA32A are recommended for new design
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH00962A bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH00962A Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors 98ASH00962A Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 41 page
background image
7.3.1 ADC characteristics
Table 15. 5 V 12-bit ADC operating conditions
Characteri
stic
Conditions
Symb
Min
Typ1
Max
Unit
Comment
Supply
voltage
Absolute
VDDA
2.7
—
5.5
V
—
Delta to VDD (VDD-VDDAD)
ΔVDDA
-100
0
+100
mV
Ground
voltage
Delta to VSS (VSS-VSSA)2
ΔVSSA
-100
0
+100
mV
Input
voltage
VADIN
VREFL
—
VREFH
V
Input
capacitance
CADIN
—
4.5
5.5
pF
Input
resistance
RADIN
—
3
5
kΩ
—
Analog
source
resistance
12-bit mode
•
fADCK > 4 MHz
•
fADCK < 4 MHz
RAS
—
—
—
—
2
5
kΩ
External to
MCU
10-bit mode
•
fADCK > 4 MHz
•
fADCK < 4 MHz
—
—
—
—
5
10
8-bit mode
(all valid fADCK)
—
—
10
ADC
conversion
clock
frequency
High speed (ADLPC=0)
fADCK
0.4
—
8.0
MHz
—
Low power (ADLPC=1)
0.4
—
4.0
1. Typical values assume VDDA = 5.0 V, Temp = 25°C, fADCK=1.0 MHz unless otherwise stated. Typical values are for
reference only and are not tested in production.
2. DC potential difference.
Peripheral operating requirements and behaviors
MC9S08PA60 Series Data Sheet, Rev. 4, 09/2019
26
NXP Semiconductors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com