công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM2021 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện WNM2021
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

WNM2021 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  WNM2021 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-70: 3-Lead
0.022
(0.559)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.025
(0.622)
0.027
(0.686)
0.071
(1.803)
WNM2021
8
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com