công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM2021 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện WNM2021
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

WNM2021 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  WNM2021 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd WNM2021 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
2
4
6
8
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
Package Limited
Power Derating
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
25
50
75
100
125
150
TF - Foot Temperature (°C)
WNM2021
5
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com