công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP28 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Formosa MS

tên linh kiện 5KP28
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENTVOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

5KP28 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Formosa MS

  5KP28 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 5KP28 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 5KP28 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 5KP28 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
PAGE . 4
STAD-NOV.11.2003
Fig.1 PEAK PULSE POWER RATING VERSUS
PULSE TIME CURVE
Fig.2 PULSE DERATING CURVE
Fig.3 PULSE WAVEFORM
Fig.5 STEADY STATE POWER DERATING CURVE
Fig.6 MAXIMUN NON-REPETITEVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT UNIDIRECTIONAL
Fig.4 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
td,PULSE WIDTH,usec
T,TIME,ms
T , LEAD TEMPERATURE, C
L
O
VRWM, Reverse Stand-off Voltage (V)
T ,AMBIENT TEMPERATURE, C
A
O
0.1
1.0
10
100
1000
10000
100
75
50
25
0
125
150
175
200
25
50
75
100
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
50
100
150
TA =25 C
Pulse Wid th (td ) is De fine d
a s the Point Where t he Pea k
Curre ntDe c a ysto5 0%o fIp p
tf= 10 u se c
10/1000 u se c Wa ve fo rm
as De fine d b ye R.E.A.
Pe a k Va lue
Ip p m
Ha lf Va lue -Ip p
2
e-kt
td
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
40,000
20,000
10,000
6000
4000
2000
1000
500
200
100
1.0
2.0
5.0
10
20
50 10 0
200
10
5
Me a sure d a t
Sta n d - O ff
Vo lta ge (V
)
RWM
Tj= 2 5 C
f= 1.0MHZ
Vsig = 5 0m Vp -p
Me a sure d a t
Ze ro Bia s
Tj= Tj m a x
8.3ms SINGLE HALF sinc e -WAVE
JEDEC M ETHOD
400
350
300
250
200
150
100
1
2
3
5
10
20 30
50
100
100
10
1.0
0.1
Non-Rep etitve
Pulse Wa vefom
Sho wninFlg ure3
TA= 25
OC
125
150
175
200
25
50
75
100
0
= 375"(9.5mm)
20mm 2 0mm 1 mm
(0.8" 0.8" 0.40")
8.0
6.0
4.0
2.0
0



Html Pages

1 2 3 4