công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDEK20121T-R47MS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cyntec Co., Ltd.

tên linh kiện SDEK20121T-R47MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Choke Coil SDEK20121T type
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYNTEC [Cyntec Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.cyntec.com/
Logo CYNTEC - Cyntec Co., Ltd.

SDEK20121T-R47MS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cyntec Co., Ltd.

  SDEK20121T-R47MS Datasheet HTML 1Page - Cyntec Co., Ltd. SDEK20121T-R47MS Datasheet HTML 2Page - Cyntec Co., Ltd. SDEK20121T-R47MS Datasheet HTML 3Page - Cyntec Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
CYNTEC CO., LTD.
乾坤科技股份有限公司
乾坤科技股份有限公司
乾坤科技股份有限公司
乾坤科技股份有限公司
Sep., 2017
DOCUMENT
: SDEK20121T-000
REVISION
: A2
PAGE
: 2 OF 3
Specifications
Part Number
L0
Inductance
( µH )
@ (0A)
Rdc ( mΩ)
Heat Rating Current
DC Amps. Idc ( A )
Saturation Current
DC Amps. Isat ( A )
Typical
Maximum
Typical
Maximum
Typical
Maximum
SDEK20121T-R47MS
0.47
58
65
2.20
2.00
3.10
2.80
SDEK20121T-1R0MS
1.0
140
170
1.50
1.35
2.25
2.05
SDEK20121T-1R5MS
1.5
250
300
1.00
0.90
1.80
1.62
SDEK20121T-2R2MS
2.2
345
415
0.80
0.72
1.40
1.30
SDEK20121T-4R7MS
4.7
545
654
0.70
0.63
0.80
0.72
*
:If you require another part number please contact with us.
**
:Inductance Tolerance ± 20%
Note 1.
: All test data is referenced to 25℃ ambient.
Note 2.
: Test Condition: 1MHz, 1.0Vrms
Note 3.
: Idc : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
Note 4.
: Isat : DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30%
Note 5.
: Operating Temperature Range -55℃ to + 125℃
Note 6.
: The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125℃ under the worst case operating. Circuit
design, component placement, PCB trace size and thickness, airflow and other cooling provision all affect
the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.
Note 7.
: The rated current as listed is either the saturation current or the heating current depending on which value is
lower.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com