công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDEK20121T-R47MS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cyntec Co., Ltd.

tên linh kiện SDEK20121T-R47MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Choke Coil SDEK20121T type
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYNTEC [Cyntec Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.cyntec.com/
Logo CYNTEC - Cyntec Co., Ltd.

SDEK20121T-R47MS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cyntec Co., Ltd.

  SDEK20121T-R47MS Datasheet HTML 1Page - Cyntec Co., Ltd. SDEK20121T-R47MS Datasheet HTML 2Page - Cyntec Co., Ltd. SDEK20121T-R47MS Datasheet HTML 3Page - Cyntec Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CYNTEC CO., LTD.
乾坤科技股份有限公司
乾坤科技股份有限公司
乾坤科技股份有限公司
乾坤科技股份有限公司
Sep., 2017
DOCUMENT
: SDEK20121T-000
REVISION
: A2
PAGE
: 1 OF 3
Sealed Choke Coil SDEK20121T type
Features
Low profile
:2.0mm x 1.2mm x 1.0mm
Low coil resistance with large currents.
High magnetic shield construction should actualize high resolution for EMC protection.
100% lead (Pb) free meet RoHS standard
Application
Cellular phones, LCD displays, HDDs, DVCs, DSCs, PDAs etc..
Outline Dimensions
T
W
L
Note
:This graph is in regard to outline dimensions spec. For outer appearance, please refer to actual product.
Recommend Land Pattern Dimensions
The customer shall determine the land dimensions shown below after confirming and safety.
B
A
C
Code
Dimensions (mm)
L
1.2 ± 0.1
W
2.0 ± 0.1
T
1.0 Max.
A
1.2
B
0.6
C
2.0
Unit : mm


Số phần tương tự - SDEK20121T-R47MS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SOVICO corp.
SDE-BE SOVICO-SDE-BE Datasheet
220Kb / 1P
Headset Microphone
SDE-BK SOVICO-SDE-BK Datasheet
220Kb / 1P
Headset Microphone
logo
Bourns Electronic Solut...
SDE0403A BOURNS-SDE0403A Datasheet
1Mb / 3P
SMD Power Inductors
SDE0403A-100M BOURNS-SDE0403A-100M Datasheet
850Kb / 3P
SMD Power Inductors
SDE0403A-100M BOURNS-SDE0403A-100M Datasheet
1Mb / 3P
SMD Power Inductors
More results

Mô tả tương tự - SDEK20121T-R47MS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cyntec Co., Ltd.
SDEM25201B-000 CYNTEC-SDEM25201B-000 Datasheet
92Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDEM25201B type
SDEM25201T-000 CYNTEC-SDEM25201T-000 Datasheet
96Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDEM25201T type
SDER031T-000 CYNTEC-SDER031T-000 Datasheet
77Kb / 3P
Sealed Choke Coil SDER031T type
SDER041B-000 CYNTEC-SDER041B-000 Datasheet
81Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDER041B type
SDER041T-000 CYNTEC-SDER041T-000 Datasheet
75Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDER041T type
SDES052T-000 CYNTEC-SDES052T-000 Datasheet
85Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDES052T type
SDES064T-000 CYNTEC-SDES064T-000 Datasheet
260Kb / 6P
Sealed Choke Coil SDES064T type
SDET25200H-000 CYNTEC-SDET25200H-000 Datasheet
75Kb / 3P
Sealed Choke Coil SDET25200H type
SDET25201T-000 CYNTEC-SDET25201T-000 Datasheet
89Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDET25201T type
SDED20161T-000 CYNTEC-SDED20161T-000 Datasheet
94Kb / 4P
Sealed Choke Coil SDED20161T type
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com