công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5744 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5744
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5746C Microcontroller
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

MPC5744 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5744 Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors MPC5744 Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 76 page
background image
FlexRay electrical specifications
6.4.2.1 FlexRay timing
This section provides the FlexRay Interface timing characteristics for the input and output
signals. It should be noted that these are recommended numbers as per the FlexRay EPL
v3.0 specification, and subject to change per the final timing analysis of the device.
6.4.2.2 TxEN
dCCTxENRISE
dCCTxENFALL
20 %
80 %
TxEN
Figure 17. TxEN signal
Table 39. TxEN output characteristics1
Name
Description
Min
Max
Unit
dCCTxENRISE25
Rise time of TxEN signal at CC
—
9
ns
dCCTxENFALL25
Fall time of TxEN signal at CC
—
9
ns
dCCTxEN01
Sum of delay between Clk to Q of the last FF and the final
output buffer, rising edge
—
25
ns
dCCTxEN10
Sum of delay between Clk to Q of the last FF and the final
output buffer, falling edge
—
25
ns
1. All parameters specified for VDD_HV_IOx = 3.3 V -5%, +±10%, TJ = –40 °C / 150 °C, TxEN pin load maximum 25 pF
6.4.2
FlexRay electrical specifications
MPC5746C Microcontroller Datasheet, Rev. 6, 11/2018
NXP Semiconductors
49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com