công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1729205 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1729205
Giải thích chi tiết về linh kiện  Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 BU
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1729205 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1729205 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1729205 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1729205 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1729205
10/23/2014   Page 2 / 3
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 BU - 1729205
Classifications
ETIM
ETIM 3.0
EC001121
ETIM 4.0
EC002637
ETIM 5.0
EC002637
UNSPSC
UNSPSC 6.01
30211810
UNSPSC 7.0901
39121409
UNSPSC 11
39121409
UNSPSC 12.01
39121409
UNSPSC 13.2
39121409
Approvals
Approvals
Approvals
UL Recognized / cUL Recognized / GOST / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized
Ex Approvals
Approvals submitted
Approval details
UL Recognized 
 
B
D
Nominal current IN
8 A
8 A
Nominal voltage UN
300 V
300 V
cUL Recognized 
 
B
D
Nominal current IN
8 A
8 A



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com