công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1729205 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1729205
Giải thích chi tiết về linh kiện  Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 BU
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1729205 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1729205 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1729205 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1729205 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1729205
10/23/2014   Page 1 / 3
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 BU - 1729205
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Header, Nominal current: 8 A, Number of positions: 3, Pitch: 3.5 mm, Color: orange, Contact surface: Tin
Key commercial data
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
50 pc
Weight per Piece (excluding packing)
0.99 GRM
Custom tariff number
85366990
Country of origin
Germany
Technical data
Dimensions
Pitch
3.5 mm
Dimension a
7 mm
General
Range of articles
MCV 1,5/..-G
Rated voltage (III/3)
160 V
Connection in acc. with standard
EN-VDE
Nominal current IN
8 A
Color
orange
Number of positions
3
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
272607xx
eCl@ss 4.1
27260701
eCl@ss 5.0
27260701
eCl@ss 5.1
27260701
eCl@ss 6.0
27260704
eCl@ss 7.0
27440402
eCl@ss 8.0
27440402


Số phần tương tự - 1729205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1729209 PHOENIX-1729209 Datasheet
160Kb / 6P
MKDSN 1,5/10-5,08
More results

Mô tả tương tự - 1729205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1731497 PHOENIX-1731497 Datasheet
154Kb / 9P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 4-G-3,5-RN
1731620 PHOENIX-1731620 Datasheet
154Kb / 9P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/16-G-3,5-RN
1780215 PHOENIX-1780215 Datasheet
76Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 P14 THR
1843732 PHOENIX-1843732 Datasheet
184Kb / 10P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/15-G-3,5
1882722 PHOENIX-1882722 Datasheet
73Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU
1942057 PHOENIX-1942057 Datasheet
43Kb / 2P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 PIN 4,6
1705810 PHOENIX-1705810 Datasheet
107Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/12-G-3,5 AU
1780228 PHOENIX-1780228 Datasheet
77Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 3-G-3,5 P14 THRR32
1923199 PHOENIX-1923199 Datasheet
57Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 7-G-3,81 BU
1882735 PHOENIX-1882735 Datasheet
113Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 2-G-3,5 AU
11/05/2018
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com