công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BWSH03 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Bellnix Co.,Ltd.

tên linh kiện BWSH03
Giải thích chi tiết về linh kiện  Contactless power supply module
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BELLNIX [Bellnix Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.bellnix.com/
Logo BELLNIX - Bellnix Co.,Ltd.

BWSH03 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Bellnix Co.,Ltd.

Back Button BWSH03 Datasheet HTML 5Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 6Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 7Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 8Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 9Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 10Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 11Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 12Page - Bellnix Co.,Ltd. BWSH03 Datasheet HTML 13Page - Bellnix Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
Contactless power supply module
BWS Series
11
Bellnix
AC-DC Converter
BWS20170519_C01
7-3. Power receiving module (BWS50-28S1R5R)
7-3-1. Rectifier + CCCV circuit board
7-3-2. Appearance and dimensions of the power receiving transformer
50
25 max.
単位:mm
指定無き寸法公差:±0.5mm
重量 (typ.) : 85g
TB1
TB2
CN1
Lot No. 表示位置
68
4 -φ 3.5
60
2
4
A1
52
27.5
150±10
ケーブル径Φ
5.5
単位:mm
指定無き寸法公差:±1mm
重量 (typ.) : 280g
非接触受電面
RG3-3
アルミケース
Lot No. 表示位置
型名 表示位置
22
43
4-M3 深さ7
A2
Units: mm
Unspecified dimensional tolerances: ±0.5mm
Weight (typ.): 85g
Units: mm
Unspecified dimensional tolerances: ±1mm
Weight (typ.): 280g
Lot NO indication
position
Cable diameter
Aluminum housing
depth 7
Contactless power
transmitting surface
Lot NO indication position
Model indication position



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com