công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTB818B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTB818B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTB818B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTB818B Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2016. 12. 06
3/5
Revision No : 0
FTB818B
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
-0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-0.1
-1
-10
-100
-1000
-0.1
-1
-10
10
100
1000
-1
-10
-100
-1000
-10
-100
-1000
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-0
-300
-600
-900
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
-1
-10
-100
-1000
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1
-10
-100
-1000
-0.01
-0.1
-1
-10
T
a=100
℃
T
a=25
℃
COMMON EMITTER
V
CE=-2V
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE
(V)
V
BE
-3000
C
ob
C
ib
V
CB/ VEB
C
ob/ Cib
——
REVERSE VOLTAGE V (V)
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
℃
-20
-3000
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=100
℃
T
a=25
℃
I
C
——
h
FE
——
COMMON EMITTER
V
CE=-1V
COMMON
EMITTER
T
a=25
℃
3.0mA
2.7mA
2.4mA
2.1mA
1.8mA
1.5mA
1.2mA
0.9mA
0.6mA
I
B=0.3mA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
℃
P
C
—— T
a
I
C
T
a=25
℃
T
a=100
℃
β=100
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
V
BEsat
——
-3000
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=100
℃
T
a=25
℃
β=100
I
C
V
CEsat
——
-3000



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com