công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTB818B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTB818B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTB818B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTB818B Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTB818B Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
FTB818B
2014. 12. 16
2/5
Revision No : 0
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-100μA,IE=0
-30
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO*
IC=-10mA,IB=0
-30
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100μA ,IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-30V,IE=0
-0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-5V,IC=0
-0.1
μA
VCE=-1V, IC=-0.5A
100
DC current gain
hFE*
VCE=-3V, IC=-2.5A
100
IC=-0.5A,IB=-5mA
-0.15
V
IC=-1.2A,IB=-12mA
-0.45
V
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)*
IC=-2A,IB=-20mA
-0.8
V
IC=-0.5A,IB=-5mA
-1.1
V
IC=-1.2A,IB=-12mA
-1.1
V
Bade-emitter saturation voltage
VBE(sat)*
IC=-2A,IB=-20mA
-1.2
V
Base-emitter on voltage
VBE(on)*
IC=-0.5A, VCE=-2V
-1.1
V
*Pulse test: Pulse width≤300us,duty cycle≤2.0%.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com