công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

080-0001 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Laird Tech Smart Technology

tên linh kiện 080-0001
Giải thích chi tiết về linh kiện  TiWi-uB2 Bluetooth Module
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Trang chủ  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

080-0001 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Laird Tech Smart Technology

Back Button 080-0001 Datasheet HTML 4Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 5Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 6Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 7Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 8Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 9Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 10Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 11Page - Laird Tech Smart Technology 080-0001 Datasheet HTML 12Page - Laird Tech Smart Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 36 page
background image
TiWi-uB2 Module
DATASHEET
The information in this document is subject to change without notice.
330-0100-R1.5
Copyright © 2012-2018 LSR
Page 8 of 36
PIN DESCRIPTIONS
Module
Pin
Name
I/O Type
Description
1
HCI_CTS
I
HCI UART CLEAR-TO-SEND
2
HCI_TX
O
HCI UART DATA TRANSMIT
3
HCI_RX
I
HCI UART DATA RECEIVE
4
HCI_RTS
O
HCI UART REQUEST-TO-SEND
5
GND
GND
GROUND
6
GND
GND
GROUND
7
GND
GND
GROUND
8
SLOW_CLK_IN
I
32.768 kHz CLOCK IN
9
GND
GND
GROUND
10
NC1
O
NO CONNECT 1 (DO NOT CONNECT)
11
NC2
O
NO CONNECT 2 (DO NOT CONNECT)
12
VBAT
PI
POWER TO MODULE (2.2V - 4.8V)
13
GND
GND
GROUND
14
BT_ANT
RF
ANTENNA, 50 OHMS
15
GND
GND
GROUND
16
nSHUTD
I
SHUTDOWN INPUT (ACTIVE LOW)
17
GND
GND
GROUND
18
VDD_IO
PI
I/O POWER SUPPLY (1.8V NOMINAL)
19
AUD_IN
I
PCM DATA INPUT (IF NOT USED, DO NOT CONNECT)
20
AUD_OUT
O
PCM DATA OUTPUT (IF NOT USED, DO NOT CONNECT)
21
AUD_CLK
IO
PCM CLOCK (IF NOT USED, DO NOT CONNECT)
22
AUD_FSYNC
IO
PCM FRAME SYNCH (IF NOT USED, DO NOT CONNECT)
23
NC3
O
NO CONNECT 3 (DO NOT CONNECT)
24
TX_DBG
O
LOGGER OUTPUT
25-33
GND
GND
GROUND
PI = Power Input
I = Input
O = Output
IO = Bi-directional Input Output Port
RF = Bi-directional RF Port
GND=Ground
Table 3 TiWi-uB2 Pin Descriptions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com