công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS61584A bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS61584A
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL T1/E1 LINE INTERFACE
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS61584A bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Cirrus Logic

Back Button CS61584A Datasheet HTML 46Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 47Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 48Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 49Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 50Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 51Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 52Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 53Page - Cirrus Logic CS61584A Datasheet HTML 54Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 54 page
background image
CS61584A
DS261F1
53
ORDERING INFORMATION
ENVIRONMENTAL, MANUFACTURING, & HANDLING INFORMATION
* MSL (Moisture Sensitivity Level) as specified by IPC/JEDEC J-STD-020.
Model
Operating
Voltage
Package
Temperature
CS61584A-IL3
3.3 V
68-pin PLCC
-40 to +85 °C
CS61584A-IL5
5.0 V
CS61584A-IQ3
3.3 V
64-pin LQFP
CS61584A-IQ3Z (Lead Free)
CS61584A-IQ5
5.0 V
CS61584A-IQ5Z (Lead Free)
Model Number
Peak Reflow Temp
MSL Rating*
Max Floor Life
CS61584A-IL3
225 °C
37 Days
CS61584A-IL5
CS61584A-IQ3
240 °C
CS61584A-IQ3Z (Lead Free)
250 °C
CS61584A-IQ5
240 °C
CS61584A-IQ5Z (Lead Free)
250 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54