công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42448 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42448
Giải thích chi tiết về linh kiện  108 dB, 192 kHz 6-in, 8-out CODEC
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42448 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42448 Datasheet HTML 59Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 60Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 61Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 62Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 63Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 64Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 65Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 66Page - Cirrus Logic CS42448 Datasheet HTML 67Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 70 page
background image
DS648PP2
63
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
Frequency (normalized to Fs)
-0.30
-0.25
-0.20
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Frequency (normalized to Fs)
Figure 50. DSM Transition Band (detail)
Figure 51. DSM Passband Ripple
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
Frequency(normalized to Fs)
Figure 52. QSM Stopband Rejection
Figure 53. QSM Transition Band
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
Frequency(normalized to Fs)
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Frequency(normalized to Fs)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Frequency(normalized to Fs)
Figure 54. QSM Transition Band (detail)
Figure 55. QSM Passband Ripple



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com