công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42426 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42426
Giải thích chi tiết về linh kiện  114 dB, 192kHz 6-Ch CODEC WITH PLL
PDF  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42426 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42426 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 19Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 20Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 21Page - Cirrus Logic CS42426 Datasheet HTML 22Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 67 page
background image
CS42426
18
3.5.2
Serial Audio Interface Formats
The DAC_SP and ADC_SP digital audio serial ports support 5 formats with varying bit depths from 16 to
24 as shown in Figure 7, Figure 8, Figure 9, Figure 10 and Figure 11. These formats are selected using the
configuration bits in the registers, “Functional Mode (address 03h)” on page 33 and “Interface Formats
(address 04h)” on page 34. For the diagrams below, single-speed mode is equivalent to Fs = 32, 44.1,
48kHz; double-speed mode is for Fs = 64, 88.2, 96 kHz; and quad-speed mode is for Fs = 176.4, 196 kHz.
Left C hannel
R ight C han ne l
6543210
98
7
15 14 13 12 11 10
6
5
43210
987
15 14 13 12 11 10
DAC_ SDIN x
AD C_S DO U T
DA C_L RC K
AD C_L RC K
DAC _SC LK
ADC _SC LK
Figure 7. Right Justified Serial Audio Formats
Right Justified Mode, Data Valid on Rising Edge of SCLK
Bits/Sample
SCLK Rate(s)
Notes
Master
Slave
16
64 Fs
48, 64, 128 Fs
single-speed mode
64 Fs
64 Fs
double-speed mode
64 Fs
64 Fs
quad-speed mode
24
64, 128, 256 Fs
64, 128 Fs
single-speed mode
64 Fs
64 Fs
double-speed mode
64 Fs
64 Fs
quad-speed mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com