công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMV42ENE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PMV42ENE
Giải thích chi tiết về linh kiện  30 V, N-channel Trench MOSFET
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PMV42ENE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PMV42ENE Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved PMV42ENE Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
Nexperia
PMV42ENE
30 V, N-channel Trench MOSFET
PMV42ENE
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
16 March 2016
10 / 17
aaa-022068
QG (nC)
0
6
4
2
4
6
2
8
10
VGS
(V)
0
ID = 4.4 A; VDS = 15 V; Tamb = 25 °C
Fig. 14. Gate-source voltage as a function of gate
charge; typical values
003aaa508
VGS
VGS(th)
QGS1
QGS2
QGD
VDS
QG(tot)
ID
QGS
VGS(pl)
Fig. 15. MOSFET transistor: Gate charge waveform
definitions
aaa-020819
VSD (V)
0.0
1.2
0.8
0.4
2
1
3
4
IS
(A)
0
Tj = 150 °C
Tj = 25 °C
VGS = 0 V
Fig. 16. Source current as a function of source-drain voltage; typical values



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com