công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX7002BKM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX7002BKM
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, N-channel Trench MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX7002BKM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  NX7002BKM Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
Nexperia
NX7002BKM
60 V, N-channel Trench MOSFET
NX7002BKM
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
3 December 2014
2 / 16
5. Pinning information
Table 2.
Pinning information
Pin
Symbol Description
Simplified outline
Graphic symbol
1
G
gate
2
S
source
3
D
drain
3
1
2
Transparent
top view
DFN1006-3 (SOT883)
017aaa255
G
D
S
6. Ordering information
Table 3.
Ordering information
Package
Type number
Name
Description
Version
NX7002BKM
DFN1006-3
DFN1006-3: leadless ultra small plastic package; 3 solder lands SOT883
7. Marking
Table 4.
Marking codes
Type number
Marking code
NX7002BKM
WZ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com