công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX7002BKM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX7002BKM
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, N-channel Trench MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX7002BKM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  NX7002BKM Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX7002BKM Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
NX7002BKM
60 V, N-channel Trench MOSFET
3 December 2014
Product data sheet
1. General description
N-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET) in a leadless ultra small
DFN1006-3 (SOT883) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package using Trench
MOSFET technology.
2. Features and benefits
Logic-level compatible
Very fast switching
Trench MOSFET technology
ElectroStatic Discharge (ESD) protection > 2kV HBM
3. Applications
Relay driver
High-speed line driver
Low-side loadswitch
Switching circuits
4. Quick reference data
Table 1.
Quick reference data
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDS
drain-source voltage
-
-
60
V
VGS
gate-source voltage
Tj = 25 °C
-20
-
20
V
ID
drain current
VGS = 10 V; Tamb = 25 °C
[1]
-
-
350
mA
Static characteristics
RDSon
drain-source on-state
resistance
VGS = 10 V; ID = 200 mA; Tj = 25 °C
-
2.2
2.8
Ω
[1] Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for drain 1 cm2.


Số phần tương tự - NX7002BKM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
NX7002BKMB NEXPERIA-NX7002BKMB Datasheet
727Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
logo
NXP Semiconductors
NX7002BKMB PHILIPS-NX7002BKMB_15 Datasheet
242Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
3 December 2014
NX7002BKM PHILIPS-NX7002BKM_15 Datasheet
242Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
3 December 2014
More results

Mô tả tương tự - NX7002BKM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NX7002BK PHILIPS-NX7002BK_15 Datasheet
273Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
12 May 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
NX7002BK NEXPERIA-NX7002BK Datasheet
733Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
PMV450ENEA NEXPERIA-PMV450ENEA Datasheet
733Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
PMN230ENEA NEXPERIA-PMN230ENEA Datasheet
270Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
26 April 2019
PMN40SNA NEXPERIA-PMN40SNA Datasheet
288Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
8 April 2021
PMCM950ENE NEXPERIA-PMCM950ENE Datasheet
475Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
13 May 2019
PMN120ENE NEXPERIA-PMN120ENE Datasheet
270Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
14 December 2017
PMV164ENE NEXPERIA-PMV164ENE Datasheet
273Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
29 November 2021
PMV88ENE NEXPERIA-PMV88ENE Datasheet
270Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
29 November 2021
PMX800ENE NEXPERIA-PMX800ENE Datasheet
274Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
12 July 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com