công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI90LV02 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI90LV02
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOTinyTM LVDS High-Speed Differential Line Receiver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI90LV02 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI90LV02 Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
PI90LV02/PI90LVT02
SOTinyTM LVDS High-Speed Differential Line Receiver
8
PS8659B
09/28/04
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Figure 8
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE
VS.
HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT
4
VCC = 3.3V
VCC = 2.7V
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
–70
–60
–50
–40
IOH - High-Level Output Current - mA
–30
–20
–10
0
LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE
VS.
LOW-LEVEL OUTPUT CURRENT
4
VCC = 2.7V
VCC = 3.3V
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
010
20
30
IOL - Low-Level Output Current - mA
40
50
60
70
HIGH-TO-LOW LEVEL
PROPAGATION DELAY TIME
VS.
FREE-AIR TEMPERATURE
2.85
2.9
VCC = 2.4V
VCC = 3V
VCC = 3.6V
VCC = 3.3V
VCC = 2.7V
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
2.5
2.45
2.4
–40
–20
0
20
TA - Free-Air Temperature - ˚C
40
60
80
100
LOW-TO-HIGH LEVEL
PROPAGATION DELAY TIME
VS.
FREE-AIR TEMPERATURE
VCC = 2.4V
VCC = 3V
VCC = 3.3V
VCC = 3.6V
VCC = 2.7V
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
–40
–20
0
20
TA - Free-Air Temperature - ˚C
40
60
80
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com