công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI90LV02 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI90LV02
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOTinyTM LVDS High-Speed Differential Line Receiver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI90LV02 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI90LV02 Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI90LV02 Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
PI90LV02/PI90LVT02
SOTinyTM LVDS High-Speed Differential Line Receiver
7
PS8659B
09/28/04
Figure 4. Enable/Disable Time Test Circuit and Waveforms
VO
CL
10pF
+
500
1.2 V
B
A
EN
EN
EN
ROUT
ROUT
Inputs
VTEST
NOTE A: All input pulses are supplied by a genertor having the following characteristics: tr or tf ≤ 1ns,
pulse repetition rate (PRR) = 0.5 Mpps, pulse wide = 500 ±10ns. CL includes instrumentation
and fixture capacitance within 0.06m of the D.U.T.
NOTE B: To verify input max signalling rate, the input signal transition time (tr/tf) should not
exceeds 1.25ns.
tPZL
VTEST
tPZL
tPLZ
2.5 V
1.4 V
VOL+0.5 V
VOL
2 V
1.4 V
0.8 V
2.5 V
1 V
tPZH
A
VTEST
tPZH
tPHZ
VOH
1.4 V
VOH –0.5 V
0 V
2 V
1.4 V
0.8 V
0 V
1.4 V
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com