công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3070310 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3070310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Test disconnect terminal block - USST 6-T/SB
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

3070310 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 3070310 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 11Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 12Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 13Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3070310
01.11.2013   Page 9 / 19
Test disconnect terminal block - USST 6-T/SB - 3070310
Accessories
End clamp - E/UK - 1201442
End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail
 
 
End clamp - E/UK 1 - 1201413
End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray
 
 
End cover
End cover - D-USST 6-T - 3070367
End cover, Length: 82 mm, Width: 2.2 mm, Color: gray
 
 
Labeled terminal marker
Zack marker strip - ZB 8 CUS - 0825011
Zack marker strip, Can be ordered: Strip, white, Labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into
tall marker groove, For terminal block width: 8.2 mm, Lettering field: 10.5 x 8.15 mm
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com