công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3070310 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3070310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Test disconnect terminal block - USST 6-T/SB
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

3070310 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 3070310 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT 3070310 Datasheet HTML 11Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3070310
01.11.2013   Page 7 / 19
Test disconnect terminal block - USST 6-T/SB - 3070310
Accessories
Cable lug - C-BCI 1,5/2,8 - 3240015
Flat pin cable lug, red, 0.5 - 1.5 mm²,
 
 
Cable lug - C-BCI 1,5/4,6 - 3240568
Flat pin cable lug, red, 0.5 - 1.5 mm²,
 
 
Cable lug - C-BCI 2,5/2,8 - 3240046
Flat pin cable lug, blue, 1.5 - 2.5 mm²,
 
 
Cable lug - C-BCI 2,5/4,6 - 3240569
Flat pin cable lug, blue, 1.5 - 2.5 mm²,
 
 
Cable lug - C-BCI 6/2,8 SO - 3240057
Flat pin cable lug, with tab, soldered neck, yellow, 4 - 6 mm², pin width 2.8 mm, easy conductor entry with Easy-Entry,
also for vertical compression with CRIMPFOX-RCI 6
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com