công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD158C4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

tên linh kiện CMD158C4
Giải thích chi tiết về linh kiện  6-16 GHz Driver Amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MMIC [Custom MMIC Design Services, Inc.]
Trang chủ  https://www.custommmic.com/
Logo MMIC - Custom MMIC Design Services, Inc.

CMD158C4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

  CMD158C4 Datasheet HTML 1Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 2Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 3Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 4Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 5Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 6Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 7Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 8Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 9Page - Custom MMIC Design Services, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
Typical Performance
Broadband Performance, Vdd = 5.0 V, Idd = 95 mA, TA = 25
oC
Narrow-band Performance, Vdd = 5.0 V, Idd = 95 mA, TA = 25
oC
ver 1.4 1017
CMD158C4
CMD158C4
CMD158C4
6-16 GHz Driver Amplifier
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Frequency/GHz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S11
S21
S22
NF
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Frequency/GHz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S11
S21
S22
NF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com