công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD158C4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

tên linh kiện CMD158C4
Giải thích chi tiết về linh kiện  6-16 GHz Driver Amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MMIC [Custom MMIC Design Services, Inc.]
Trang chủ  https://www.custommmic.com/
Logo MMIC - Custom MMIC Design Services, Inc.

CMD158C4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

  CMD158C4 Datasheet HTML 1Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 2Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 3Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 4Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 5Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 6Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 7Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 8Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD158C4 Datasheet HTML 9Page - Custom MMIC Design Services, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
The CMD158C4 is a broadband MMIC driver
amplifier housed in a leadless 4x4 mm surface
mount package.
The CMD158C4 is ideally
suited for EW and communications systems
where small size and low power consumption
are needed. The broadband device delivers 21
dB of gain and +21 dBm saturated output
power at 24 % PAE from a single 5 V supply.
The CMD158C4 is a 50 ohm matched design
eliminating the need for external DC blocks
and RF port matching.
► Broadband performance
► High output power
► Low current consumption
► Single supply voltage: +5.0 V @ 95 mA
► Pb-free RoHs compliant 4x4 QFN package
Electrical Performance - Vdd = 5.0 V, TA = 25
oC, F = 11 GHz
Features
Description
Functional Block Diagram
Parameter
Min
Typ
Max
Units
Frequency Range
GHz
Gain
21
dB
Input Return Loss
19
dB
Output Return Loss
13
dB
Output P1dB
20
dBm
Output Psat
21
dBm
Supply Current
95
mA
6 - 16
ver 1.4 1017
CMD158C4
CMD158C4
CMD158C4
6-16 GHz Driver Amplifier


Số phần tương tự - CMD158C4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
CMD158 APITECH-CMD158 Datasheet
112Kb / 1P
5.7 / 5.8 Duplexer
logo
Custom MMIC Design Serv...
CMD158 MMIC-CMD158 Datasheet
207Kb / 10P
6-16 GHz Driver Amplifier
CMD158P3 MMIC-CMD158P3 Datasheet
293Kb / 10P
6-14 GHz Driver Amplifier
More results

Mô tả tương tự - CMD158C4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Custom MMIC Design Serv...
CMD158 MMIC-CMD158 Datasheet
207Kb / 10P
6-16 GHz Driver Amplifier
CMD158P3 MMIC-CMD158P3 Datasheet
293Kb / 10P
6-14 GHz Driver Amplifier
CMD231 MMIC-CMD231 Datasheet
233Kb / 12P
2-6 GHz Driver Amplifier
CMD231C3 MMIC-CMD231C3 Datasheet
261Kb / 12P
2-6 GHz Driver Amplifier
CMD305 MMIC-CMD305 Datasheet
229Kb / 12P
6-16 GHz Driver Amplifier
logo
Qorvo, Inc
CMD305P3 QORVO-CMD305P3 Datasheet
725Kb / 13P
6-14 GHz Driver Amplifier
CMD305C4 QORVO-CMD305C4 Datasheet
377Kb / 13P
6-16 GHz Driver Amplifier
CMD305 QORVO-CMD305 Datasheet
566Kb / 13P
6-16 GHz Driver Amplifier
CMD231 QORVO-CMD231 Datasheet
233Kb / 12P
2-6 GHz Driver Amplifier
CMD231C3 QORVO-CMD231C3 Datasheet
261Kb / 12P
2-6 GHz Driver Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com