| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STUSB4710AQ1TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STUSB4710AQ1TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 34 page ![]() STUSB4710 Inputs/outputs DocID030499 Rev 4 7/34 Figure 4: STUSB4710DTR pin connections (top view) 2.2 Pin list Table 2: Pin function list Name Type Description Connection CC1 20 V analog IO Configuration channel 1 Type-C receptacle A5 CC2 20 V analog IO Configuration channel 2 Type-C receptacle B5 SCL DI I²C clock To I²C master – ext. pull-up SDA DI/OD I2C data input/output – active low open-drain To I²C master – ext. pull-up GND Power Ground SEL_PDO3 OD PD03 select flag SEL_PDO2 OD PD02 select flag ADDR0 Analog I2C address 0 bit SEL_PDO4 OD PD04 select flag SEL_PDO5 OD PD05 select flag VBUS_SENSE 20 V AI VBUS voltage monitoring and discharge path From VBUS |