công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N5401 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện 2N5401
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

2N5401 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  2N5401 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd 2N5401 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd 2N5401 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2012. 03. 19
3/3
2N5401
Revision No : 0
Typical Characteristics (continued)
Input and Output Capacitance
vs Reverse Voltage
0
0
1
0
1
1
1
.
0
0
20
40
60
80
V - REVERSE BIAS VOLTAGE(V)
C
f = 1.0 MHz
R
C
cb
eb
Power Dissipation vs
Ambient Temperature
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
700
TEMPERATURE ( C)
o
TO-92



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com