công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N5401 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện 2N5401
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

2N5401 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  2N5401 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd 2N5401 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd 2N5401 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2012. 03. 19
2/3
2N5401
Revision No : 0
Collector-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current
0.1
1
10
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
β
= 10
125 ºC
- 40 ºC
25 °C
Base-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current
0.11
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
= 10
125 ºC
- 40 ºC
25 °C
Base-Emitter ON Voltage vs
Collector Current
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
125 ºC
- 40 ºC
25 °C
C
V
= 5V
CE
Typical Pulsed Current Gain
vs Collector Current
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0
50
100
150
200
I - COLLECTOR CURRENT (A)
- 40 ºC
25 °C
C
V
= 5V
CE
125 °C
Collector-Cutoff Current
vs Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
0.1
1
10
100
T - AMBIENT TEMPERATURE ( C)
A
V
= 100V
CB
º
Collector-Emitter Breakdown
Voltage with Resistance
Between Emitter-Base
0.1
1
10
100
1000
170
180
190
200
210
220
RESISTANCE (k )
Ω
Typical Characteristics



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com