công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFBPB2012091ART bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện RFBPB2012091ART
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.4 GHz ISM Band RF applications
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

RFBPB2012091ART bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

  RFBPB2012091ART Datasheet HTML 1Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 2Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 3Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 4Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 7Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Approval sheet
Page 3 of 7
ASC_RFBPB2012090ART_V01
Sep. 2016
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
RFBPB2012090ART
Specification
Frequency range
2400 ~ 2500 MHz
Insertion Loss
3.5 dB max.
Phase Difference
180∘± 10∘
Amplitude Difference
2.0 dB max.
Attenuation
35dB min. @ 880~960 MHz
30dB min. @ 1710~1880 MHz
20dB min. @ 1880~1990 MHz
30dB min. @ 4800~5000 MHz
VSWR
2.1 max.
Impedance (Unbalanced)
50 Ω
Impedance ( Balanced )
Conjugate match to BC series of Bluetooth chipset
Operation Temperature Range
-40
oC ~ +85 oC
Moisture sensitivity levels
LEVEL 1 (Refer to : IPC/JEDEC J-STD-020)
Typical Electrical Chart
SOLDER LAND PATTERN
Figure
Unit: mm
Line width to be designed to match 50 Ω characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com