công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFBPB2012091ART bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện RFBPB2012091ART
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.4 GHz ISM Band RF applications
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

RFBPB2012091ART bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

  RFBPB2012091ART Datasheet HTML 1Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 2Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 3Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 4Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RFBPB2012091ART Datasheet HTML 7Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Approval sheet
Page 2 of 7
ASC_RFBPB2012090ART_V01
Sep. 2016
FEATURES
1.
Miniature footprint: 2.0 X 1.2 X 0.9 mm
3
2.
Low Profile Thickness
3.
Low Insertion loss
4.
High Rejection Rate
5.
High attenuation on 2
nd harmonic suppressed
6.
Allowable for DC biasing.
7.
LTCC process
APPLICATIONS
1.
2.4GHz ISM band RF applications
2.
Bluetooth, Wireless LAN 802.11b/g/n, HomeRF
CONSTRUCTION
Top view
DIMENSIONS
Figure
Symbol
Dimension (mm)
L
2.00 ± 0.15
W
1.25 ± 0.10
T
0.95 ± 0.10
A
0.20 ± 0.10
B
0.30 ± 0.10
C
0.35 ± 0.10
D
0.65 ± 0.10
E
0.20 ± 0.10
F
0.20 ± 0.10
G
0.475 ± 0.10
H
0.30 ± 0.10
PIN
Definition
PIN
Definition
P1
NC
P5
Balance Port
P2
NC(DC feed Port)
P6
GND
P3
Unbalance Port
P7
Balance Port
P4
GND
P8
GND
P1
P3
P2
P4
P5
P6
P7
P8
Top view
Bottom view
Side view
Side view



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com