công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0803822 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0803822
Giải thích chi tiết về linh kiện  Label - US-EML (D39)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0803822 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  0803822 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0803822 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/0803822
08/26/2019   Page 2 / 2
Label - US-EML (D39) - 0803822
Technical data
General
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish
VW PV 3.10.7:2005-02
Result
Test passed
Test specification weathering-resistance
Following ISO 4892-2:2013-03
Test duration
96 h
Result of weather resistance test
Test passed
Salt spray test specification
DIN EN 60068-2-11:2000-02
Test duration
96 h
Salt spray testing result
Test passed
Wipe resistance of test specification inscriptions
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Result of wipe resistance test
Test passed
Foil strength
50 µm
Adhesive strength
20 µm
Marking mounting type
adhesive
Standards and Regulations
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com