công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0803822 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0803822
Giải thích chi tiết về linh kiện  Label - US-EML (D39)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0803822 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0803822 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0803822 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/0803822
08/26/2019   Page 1 / 2
Label - US-EML (D39) - 0803822
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Label, for circuit marking, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR,
BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type:
adhesive, diameter: 39 mm, lettering field size: Φ 39 mm
Key Commercial Data
Packing unit
10 pc
Minimum order quantity
10 pc
GTIN
GTIN
4055626172521
Technical data
Dimensions
Length (b)
0 mm
Width (a)
39 mm
Diameter
39.00 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 150 °C
Recommended storage conditions
23 °C/50 % relative humidity. Storage in a dry and dark place in the
original packaging is recommended.
General
Color
white
Components
free from silicone and halogen
Material
Polyester
RoHS compliant
Yes
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Number of individual labels
6
Number of individual labels per row
2
Adhesive
Acrylic


Số phần tương tự - 0803822

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0803823 PHOENIX-0803823 Datasheet
50Kb / 2P
Label - US-EML (D12,5)
0803826 PHOENIX-0803826 Datasheet
50Kb / 2P
Label - US-EML-RS (45,7X45,7) SR
0803828 PHOENIX-0803828 Datasheet
52Kb / 2P
Label - US-EMLF (15X9) YE
More results

Mô tả tương tự - 0803822

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0830485 PHOENIX-0830485 Datasheet
54Kb / 4P
Label - EML (75X10)R
0803813 PHOENIX-0803813 Datasheet
52Kb / 2P
Label - US-EML (15X9) YE
0803815 PHOENIX-0803815 Datasheet
52Kb / 2P
Label - US-EML (16,5X5) YE
0803817 PHOENIX-0803817 Datasheet
52Kb / 2P
Label - US-EML (15X6) YE
0803819 PHOENIX-0803819 Datasheet
52Kb / 2P
Label - US-EML (16X7) YE
0803823 PHOENIX-0803823 Datasheet
50Kb / 2P
Label - US-EML (D12,5)
0803826 PHOENIX-0803826 Datasheet
50Kb / 2P
Label - US-EML-RS (45,7X45,7) SR
0803845 PHOENIX-0803845 Datasheet
52Kb / 2P
Label - US-EMLF (D39)
0815596 PHOENIX-0815596 Datasheet
47Kb / 3P
Label - EML (110XE)R
0830483 PHOENIX-0830483 Datasheet
49Kb / 3P
Label - EML (50X10)R
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com