công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC17531A bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC17531A
Giải thích chi tiết về linh kiện  700mA Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0V Compatible Logic I/O
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC17531A bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC17531A Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC17531A Datasheet HTML 16Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
12
Freescale Semiconductor
17531A
PACKAGING
PACKAGE DIMENSIONS
PACKAGING
PACKAGE DIMENSIONS
For the most current package revision, visit www.freescale.com and perform a keyword search using the “98A” drawing number listed below.
EV (Pb-FREE) SUFFIX
20-LEAD VMFP
PLASTIC PACKAGE
CASE 1569-01
ISSUE A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com