| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LC75386NE-R bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Sanyo Semicon Device |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC75386NE-R bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Sanyo Semicon Device |
|
17 / 23 page ![]() LC75386NE-R, 75386NW No.6170-17/23 ラウドネス制御 D35 0 OFF 1ON ゼロクロス制御 D36 D37 0 0 ゼロクロス検出によりデータ書き込み 1 1 ゼロクロス検出動作停止(CE の立下りでデータ書き込み) ゼロクロス信号 検出ブロックの制御 D38 D39 D40 D41 0 0 0 0 セレクタ 1 0 0 0 ボリウム 0 1 0 0 トーン 1 1 0 0 フェダー テストモード制御 D42 D43 0 0 LSI のテスト用のためかならず 0 を設定する 設 定 設 定 設 定 設 定 |