công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC75386NE-R bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC75386NE-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  LC75386NE-R/LC75386NW
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NE-R bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NE-R Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 16Page - Sanyo Semicon Device LC75386NE-R Datasheet HTML 17Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-13/23
コントロール系タイミングおよびデータフォーマット
LC75386NE−R/NWをコントロールするには、CL,DI,CE端子に規定のシリアルデータ
を入力する。データの構成は、全52ビットで、アドレス8ビット、データ44ビットからなる。
  
1) アドレスコード(B0∼A3)
  LC75386NE−R/NWは、8ビットのアドレスコードを持ち、三洋のシリアルバス CCB 対応の LSI と
共通仕様することができる。
   アドレスコード
B0
B1
B2
B3
A0
A1
A2
A3
(LSB)
10000001
(81HEX)
2) 制御コード割り当て
   入力切換え制御
D0
D1
D2
設 定
設 定
0
0
0
L1 (R1)
1
0
0
L2 (R2)
0
1
0
L3 (R3)
1
1
0
L4 (R4)
0
0
1
L5 (R5)
1
0
1
L6 (R6)
011
111
LSI テスト用:通常時は、使用
     しないこと
D3
LSI のテスト用ビット:通常時はかならず 0 を設定すること
CE
DI
D43
D42
D41
D40
D39
D38
D5
D4
D3
D2
D0
D1
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
CL
1μs
min
1μs
min
1μs ≦ TDEST
1μs
min
1μs
min
1μs
min
CE
DI
CL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23