công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

19-226-R6BHC-B01-2T bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện 19-226-R6BHC-B01-2T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip LED with Bi-Color (Multi-Color)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.to-grace.com/index.html
Logo TO-GRACE - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

19-226-R6BHC-B01-2T bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Back Button 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 3Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 4Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 5Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 6Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 7Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 8Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 9Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 10Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 11Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
19-226/R6BHC-B01/2T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev 1
Page: 9 of 11
Device No:DSE-926-015
Prepared date: 17-Jan-2006
Prepared by: Jessica Chang
Reliability Test Items And Conditions
The reliability of products shall be satisfied with items listed below.
Confidence level:90%
LTPD:10%
No.
Items
Test Condition
Test
Hours/Cycles
Sample
Size
Ac/Re
1
Reflow Soldering
Temp. : 260℃±5℃
Min. 5sec.
6 Min.
22 PCS.
0/1
2
Temperature Cycle
H : +100℃ 15min
∫ 5 min
L : -40℃ 15min
300 Cycles
22 PCS.
0/1
3
Thermal Shock
H : +100℃ 5min
∫ 10 sec
L : -10℃ 5min
300 Cycles
22 PCS.
0/1
4
High Temperature
Storage
Temp. : 100℃
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1
5
Low Temperature
Storage
Temp. : -40℃
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1
6
DC Operating Life
IF = 20 mA
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1
7
High Temperature /
High Humidity
85℃/ 85% RH
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com