công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

19-226-R6BHC-B01-2T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện 19-226-R6BHC-B01-2T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip LED with Bi-Color (Multi-Color)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.to-grace.com/index.html
Logo TO-GRACE - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

19-226-R6BHC-B01-2T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

  19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 1Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 2Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 3Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 4Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 5Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 6Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 7Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 8Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-226-R6BHC-B01-2T Datasheet HTML 9Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
19-226/R6BHC-B01/2T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev 1
Page: 3 of 11
Device No:DSE-926-015
Prepared date: 17-Jan-2006
Prepared by: Jessica Chang
Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Reverse Voltage
VR
5
V
Forward Current
IF
25
mA
Operating Temperature
Topr
-40 ~ +85
℃
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +90
℃
Electrostatic Discharge
(HBM)
ESD
R6:2000
BH:150
V
Power Dissipation
Pd
R6:60
BH:110
mW
Peak Forward Current
(Duty 1/10 @1KHz)
IFP
R6:60
BH:100
mA
Soldering Temperature
Tsol
Reflow Soldering : 260 ℃ for 10 sec.
Hand Soldering : 350 ℃ for 3 sec.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com