công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18LF8621 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18LF8621
Giải thích chi tiết về linh kiện  64/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with A/D
PDF  396 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18LF8621 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18LF8621 Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology PIC18LF8621 Datasheet HTML 82Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 396 page
background image
PIC18F6525/6621/8525/8621
DS39612B-page 76
 2005 Microchip Technology Inc.
6.2.4
16-BIT MODE TIMING
The presentation of control signals on the external
memory bus is different for the various operating
modes. Typical signal timing diagrams are shown in
Figure 6-4 through Figure 6-6.
FIGURE 6-4:
EXTERNAL MEMORY BUS TIMING FOR TBLRD (MICROPROCESSOR MODE)
FIGURE 6-5:
EXTERNAL MEMORY BUS TIMING FOR TBLRD
(EXTENDED MICROCONTROLLER MODE)
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
ALE
OE
3AABh
WRH
WRL
AD<15:0>
BA0
CF33h
from 007556h
9256h
0E55h
‘1’
‘1’
‘1’
‘1’
Table Read
of 92h
from 199E67h
1 TCY Wait
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Apparent Q
Actual Q
A<19:16>
CE
‘0’
‘0’
Memory
Cycle
Instruction
Execution
TBLRD
Cycle 1
TBLRD
Cycle 2
00h
0Ch
Opcode Fetch
MOVLW
55h
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
Q2
Q1
Q3
Q4
A<19:16>
ALE
OE
AD<15:0>
CE
Opcode Fetch
Opcode Fetch
Opcode Fetch
TBLRD*
TBLRD
Cycle 1
ADDLW
55h
from 000100h
Q2
Q1
Q3
Q4
0Ch
CF33h
TBLRD
92h
from 199E67h
9256h
from 000104h
Memory
Cycle
Instruction
Execution
INST(PC – 2)
TBLRD
Cycle 2
MOVLW
55h
from 000102h
MOVLW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com