| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC18LF8621 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18LF8621 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 396 page ![]() PIC18F6525/6621/8525/8621 DS39612B-page 2 2005 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams PIC18F6525 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 37 36 35 34 33 50 49 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 RE1/WR/P2C RE0/RD/P2D RG0/ECCP3/P3A RG1/TX2/CK2 RG2/RX2/DT2 RG3/CCP4/P3D MCLR/VPP/RG5(2) RG4/CCP5/P1D VSS VDD RF7/SS RF6/AN11 RF5/AN10/CVREF RF4/AN9 RF3/AN8 RF2/AN7/C1OUT RB0/INT0/FLT0 RB1/INT1 RB2/INT2 RB3/INT3 RB4/KBI0 RB5/KBI1/PGM RB6/KBI2/PGC VSS OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI VDD RB7/KBI3/PGD RC4/SDI/SDA RC3/SCK/SCL RC2/ECCP1/P1A RC5/SDO 15 16 31 40 39 27 28 29 30 32 48 47 46 45 44 43 42 41 54 53 52 51 58 57 56 55 60 59 64 63 62 61 64-Pin TQFP Note 1: ECCP2/P2A are multiplexed with RC1 when CCP2MX is set, or RE7 when CCP2MX is not set. 2: RG5 is multiplexed with MCLR and is only available when the MCLR Resets are disabled. PIC18F6621 |