công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95640-RMN6TP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95640-RMN6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kbit and 64Kbit Serial SPI Bus EEPROMs With High Speed Clock
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95640-RMN6TP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button M95640-RMN6TP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 42 page
background image
11/42
M95640, M95320
–
The ‘last bit of the instruction’ can be the
eighth bit of the instruction code, or the eighth
bit of a data byte, depending on the instruction
(except for Read Status Register (RDSR) and
Read (READ) instructions).
–
The ‘next rising edge of Serial Clock (C)’ might
(or might not) be the next bus transaction for
some other device on the SPI bus.
Table 5. Write-Protected Block Size
Status Register Bits
Protected Block
Array Addresses Protected
BP1
BP0
M95640, M95640-W,
M95640-R, M95640-S
M95320, M95320-W,
M95320-R, M95320-S
0
0
none
none
none
0
1
Upper quarter
1800h - 1FFFh
0C00h - 0FFFh
1
0
Upper half
1000h - 1FFFh
0800h - 0FFFh
1
1
Whole memory
0000h - 1FFFh
0000h - 0FFFh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com