công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95640-RMN6TP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95640-RMN6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kbit and 64Kbit Serial SPI Bus EEPROMs With High Speed Clock
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95640-RMN6TP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button M95640-RMN6TP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M95640-RMN6TP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 42 page
background image
M95640, M95320
8/42
SPI Modes
These devices can be driven by a microcontroller
with its SPI peripheral running in either of the two
following modes:
–
CPOL=0, CPHA=0
–
CPOL=1, CPHA=1
For these two modes, input data is latched in on
the rising edge of Serial Clock (C), and output data
is available from the falling edge of Serial Clock
(C).
The difference between the two modes, as shown
in Figure 5., is the clock polarity when the bus
master is in Stand-by mode and not transferring
data:
–
C remains at 0 for (CPOL=0, CPHA=0)
–
C remains at 1 for (CPOL=1, CPHA=1)
Figure 5. SPI Modes Supported
AI01438B
C
MSB
CPHA
D
0
1
CPOL
0
1
Q
C
MSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com