công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P44F11M bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - PANDUIT CORP.

tên linh kiện P44F11M
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartZone??G5 Intelligent Power Distribution Units (iPDUs)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANDUIT [PANDUIT CORP.]
Trang chủ  http://www.panduit.com
Logo PANDUIT - PANDUIT CORP.

P44F11M bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - PANDUIT CORP.

  P44F11M Datasheet HTML 1Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 2Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 3Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 4Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 5Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 6Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 7Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 8Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 9Page - PANDUIT CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES
For a copy of Panduit product warranties, log on to www.panduit.com/warranty
PANDUIT US/CANADA
Phone:
800.777.3300
PANDUIT EUROPE LTD.
London, UK
cs-emea@panduit.com
Phone: 44.20.8601.7200
PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
Phone: 81.3.6863.6000
PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republic of Singapore
cs-ap@panduit.com
Phone: 65.6305.7575
PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Phone: 61.3.9794.9020
PANDUIT LATIN AMERICA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Phone: 52.33.3777.6000
Visit us at www.panduit.com
For more information
Contact Technical Support by email: techsupport@panduit.com
or by phone: (866) 405-6654
©2019 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
PUSP28--SA-ENG
3/2019
SmartZone™ G5 Intelligent Power Distribution Units (iPDUs)
Monitored Switched Per Outlet - MSPO Series (continued)
Region
Input
Current
per phase
Form Factor
Input Plug Type
Circuit
Breakers
Apparent
Power
(kVA)
Outlet
Count
Outlet Configuration
Length
(inches)
Width
(inches)
Depth (inches)
at Outlet
position
Panduit
SKU Part
No.
NA
30
0U FULL -
2 sided
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48G11M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48G03M
NA
30
0U FULL -
Wide +
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48G04M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48G12M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(42)C13, (6)C19
74.0
3.3
2.1
P48G05M
NA
30
0U FULL -
Wide +
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(42)C13, (6)C19
74.0
3.3
2.1
P48G06M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(42)C13, (6)C19
74.0
3.3
2.1
P48G13M
Note: MOQ 80 & LT 20 Business Days applies for all 415V PDUs for N. America. All 415V PDUs for N. America feature 10 kAIC circuit breakers.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com