công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P44F11M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PANDUIT CORP.

tên linh kiện P44F11M
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartZone??G5 Intelligent Power Distribution Units (iPDUs)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANDUIT [PANDUIT CORP.]
Trang chủ  http://www.panduit.com
Logo PANDUIT - PANDUIT CORP.

P44F11M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PANDUIT CORP.

  P44F11M Datasheet HTML 1Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 2Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 3Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 4Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 5Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 6Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 7Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 8Page - PANDUIT CORP. P44F11M Datasheet HTML 9Page - PANDUIT CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SmartZone™ G5 Intelligent Power Distribution Units (iPDUs)
Monitored Per Outlet - MPO Series
Region
Input
Current
per phase
Form Factor
Input Plug Type
Circuit
Breakers
Apparent
Power
(kVA)
Outlet
Count
Outlet Configuration
Length
(inches)
Width
(inches)
Depth (inches)
at Outlet
position
Panduit
SKU Part
No.
NA
30
0U FULL
NEMA L6-30P
2
5.0
24
(20)C13,
(4)C19
68.9
2.0
2.1
P24F01M
NA
30
0U FULL
NEMA L6-30P
2
5.0
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36F15M
INTL
32
0U FULL
IEC 60309-332P6
2
7.4
24
(20)C13,
(4)C19
68.9
2.0
2.1
P24F06M
INTL
32
0U FULL
IEC 60309-332P6
2
7.4
32
(24)C13,
(8)C19
68.9
2.0
2.1
P32F10M
INTL
32
0U FULL -
wide
IEC 60309-332P6
2
7.4
44
(38)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P44F11M
NA
30
0U FULL
NEMA L15-30P
3
8.6
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24F02M
NA
30
0U FULL
NEMA L21-30P
3
8.6
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24F03M
NA
30
0U FULL
NEMA L15-30P
3
8.6
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36F16M
NA
30
0U FULL
NEMA L21-30P
3
8.6
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36F17M
NA
50
0U FULL
Hubbell CS8365C
6
14.4
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24F04M
NA
50
0U FULL
Hubbell CS8365C
3
10.0
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36F18M
NA
60
0U FULL
IEC 60309-460P9
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24F05M
NA
60
0U FULL -
2 sided
IEC 60309-460P9
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48F19M
INTL
16
0U FULL
IEC 60309-516P6
0
11.0
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24F07M
INTL
16
0U FULL
IEC 60309-516P6
0
11.0
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36F12M
INTL
32
0U FULL
IEC 60309-532P6
6
22.0
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24F08M
INTL
32
0U FULL -
wide
IEC 60309-532P6
6
22.0
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36F13M
INTL
32
0U FULL -
2 sided
IEC 60309-532P6
6
22.0
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48F09M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24F09M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24F11M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
24
(24)C13
68.9
2.0
2.1
P24F12M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24F13M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24F14M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
24
(24)C13
68.9
2.0
2.1
P24F15M
NA
30
0U FULL
NEMA L22-30P
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24F10M
NA
30
0U FULL
NEMA L22-30P
6
17.3
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24F16M
NA
30
0U FULL
NEMA L22-30P
6
17.3
24
(24)C13
68.9
2.0
2.1
P24F17M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36F01M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P36F03M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36F04M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P36F05M
NA
30
0U FULL -
Wide
NEMA L22-30P
6
17.3
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36F02M
NA
30
0U FULL -
Wide
NEMA L22-30P
6
17.3
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P36F06M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48F01M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48F07M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48F08M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48F13M
NA
30
0U FULL -
2 sided
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48F02M
NA
30
0U FULL -
2 sided
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48F10M
NA
30
0U FULL -
Wide +
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48F04M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48F03M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48F11M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(42)C13,
(6)C19
74.0
3.3
2.1
P48F05M
NA
30
0U FULL -
Wide +
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(42)C13,
(6)C19
74.0
3.3
2.1
P48F06M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(42)C13,
(6)C19
74.0
3.3
2.1
P48F12M
Note: MOQ 80 & LT 20 Business Days applies for all 415V PDUs for N. America. All 415V PDUs for N. America feature 10 kAIC circuit breakers.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com