công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM4054G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM4054G
Giải thích chi tiết về linh kiện  HM4054G Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4054G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4054G Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4054G Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4054G Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4054G Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
 电气特性
表格标注表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
输入电源电压
4.25
6.5
V
ICC
芯片消耗电流
充电模式(3),RPROG=10k
110
500
uA
低功耗模式(充电完成)
45
uA
关断模式(RPROG没有连
接,VCC<VBAT,or VCC<VUV)
35
50
uA
VFLOAL
稳定浮充电压
VBAT<VTRIKL,RPROG=10k
4.158
4.2
4.242
V
IBAT
BAT 电流充电电
当前模式,RPROG=10k
90
100
130
mA
当前模式,RPROG=2k
500
mA
低功耗模式,VBAT=4.2V
±1
±5
uA
关断模式(RPROG没 有 连
接 )
±0.5
±5
uA
睡眠模式,VCC=0V
±1
±5
uA
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,RPROG=10k
10
mA
VTRIKL
涓流充电阈值
电压
RPROG=10k,VBAT上升
2.8
2.9
3.0
V
VUV
VCC欠压锁定阈
From VCC Low to High
3.7
V
VUVHYS
VCC欠压锁定迟
130
mV
VASD
VCC充电
阈值电压
VCC从低到高
100
mV
VCC从高到低
30
mV
VCHRG
CHRG引脚输出
电压
ICHRG=5mA
20
50
mV
VPROG
充电基准电压
当前模式,RPROG=10k
0.9
1.0
1.1
V
△VRECHRG
自动重充
迟滞电压
VFLOAT - VRECHRG
150
mV
TLIM
过温关断点
150
IPROG
PROG上拉电流
1.5
uA
注:1、超出最大工作范围可能会损坏芯片。
2、芯片不建议工作在极限参数的状态下。
HM4054G



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com