công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM4054G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM4054G
Giải thích chi tiết về linh kiện  HM4054G Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4054G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4054G Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4054G Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4054G Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4054G Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
 功能说明
 正常充电循环
当Vcc引脚电 压 升至 UVLO门 限 电平 以 上 且 在
PROG引脚与地之间连接了一个精度为1%的设定电阻
器或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电
循环开始。如果BAT引脚电平低于2.9V,则充电器
进入涓流充电模式。在该模式中,HM4054G提供约
1/10的设定充电电流,
以便将电流电压提升至一个
安全的电平,从而实现满电流充电。
当BAT引脚电压升至2.9V以上时,充电器进入恒
定电流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当
BAT引脚电压达到最终浮充电压(4.2V)时,HM4054G
进入恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电
电流降至设定值的1/10,充电循环结束。
 充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间
的电阻器来设定的。
设定电阻器和充电电流采用下
列公式来计算:(根据需要的充电电流来确定电阻
器阻值)
BAT
PROG
I
1000
R
 充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设
定值的1/10时,充电循环被终止。该条件是通过
采用一个内部滤波比较器对ROG引脚进行监控来
检测的。当PROG引脚电压降至100mV,充电被终止。
充电电流被锁断,HM4054G进入待机模式,此时输
入电源电流降至45uA。(注:C/10终止在涓流充
电和热限制模式中失效)
充 电 时 ,BAT引 脚 上 的 瞬 变 负 载 会 使PROG引脚
电压在DC充电电流降至设定值的1/10之间短暂地降
至100mV以下。一旦平均充电电流降至设定值的
1/10以下,HM4054G即终止充电循环并停止通过BAT
引脚提供任何电流。在这种状态下,BAT引脚上的
所有负载都必须由电池来供电。
 充电状态指示器
CHRG为芯片的输出状态指示端口,芯片内部设
置了一个强下拉源,强下拉状态表示HM4054G处于
一个充电循环中,一旦充电循环被终止,则引脚状
态由欠压闭锁条件来决定;
 欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监
控,并在 Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器
保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机
模式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 Vcc 升至比
电池电压高 100mV 之前充电器将不会退出停机模
式。
 增加热调节电流
降低内部MOSFET两端的压降能够显著减少IC
中的功耗。在热调节期间,这具有增 加输送至电
池的电流的作用。对策之一是通过一个外部元件
(例
如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。
UNIT:mm
 封装尺寸图
HM4054G



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com